|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
? ? ? ? ?R ?R ?R ?R - ?Rgx ?Rgx ?Rgx ?Rgx 6.5mm ( ? ? ? ? ) ? ??b ?b ?b ?b ? ? ? ? M? M? M? M? b? b? b? b? ? ? ? ? ? ? ? ? ic str-l472 ?? 2010 2 1/10 ? ? ? ? u? ?? mosfet ic i M ? b? ? ? ic ? ?j ?M? prc* ? ?? * prc pulse ratio control ??? off jg? on jg ? ? ?R D?Rgx 6.5mm ? ? ? ?? ? ? ?????? ? ? ?U ? ?? ? ? ? ? ? sip10l(sta10l) ???? ???? ???? ???? oa C bIC ??C ? ? ? ? ? ? ? ? mosfet 900v, 7.7 (max) ?? N?C b? ? L L L L sip10l ? sta10l 2.54 ? ?R D?Rgx 6.5mm ? ? 12mm ? ? ? prc i off jg 50 s(typ) ? s 20khz M?C?d ^? a ? 3 ? ??? ?R ? ^? ?b ?? a 2 ? ???? ??? ^ ? oC ^?o ocp -- ?? ?b ?? ^?R o ovp -- ? * ^?o tsd ------ ? * * ? ???? ?k?? @A o http://www.sanken-ele.co.jp ? ? ? ? v vv v o oo ou uu ut tt t g gg gn nn nd dd d v vv va aa ac cc c cont d 8 1 7 2 3 4 9 6 gnd gnd s 10 p s t1 d s ss st tt tr rr r- -- -l ll l4 44 40 00 00 00 0 vin /fb ocp http://www..net/ datasheet pdf - http://www..net/
? ? ? ? ?R ?R ?R ?R - ?Rgx ?Rgx ?Rgx ?Rgx 6.5mm ( ? ? ? ? ) ? ??b ?b ?b ?b ? ? ? ? M? M? M? M? b? b? b? b? ? ? ? ? ? ? ? ? ic str-l472 ?? 2010 2 2/10 m m m m ? ?b??? ??b? ic str-l472 ?? m ? ? ? ? Ne ?b? ic ?? ??? ? b??? ~??? ~??? ~??? ~??? ta=25c ? ? ? g q b ? 1 ? 6 i dpeak 1 2.7 a ??? ? b? ? 1 C 6 i dmax 5 2.7 a v 6-10 =0.82v ta=?20 +125 c ??? ??????? 1 C 6 e as 2 50 mj v dd =30v, l=20mh i lpeak =2.2a ??R 8 ? 10 v in 35 v ocp/fb ?R 9 ? 10 v th 6 v 12 w o?? ? power mos fet S?p? 1 ? 6 p d1 3 2.5 w ?o S?p? mic 8 C 10 p d2 4 0.14 w j? ? ? D t f ?20 +125 c ?X?? ?? D t op ?20 +125 c ? D t stg ?40 +125 c ?? ? D t ch +150 c 1 mos fet a.s.o. 2 mos fet t ch -e as 3 mos fet ta-p d1 4 mic t f -p d2 5 ? b? ? ?? ? b? ? ? ic ? b ?R mos fet vth ? Q b ? ? ? ?? 6 10 g ?R k ? v6-10 ?? ? b? ? ? ? ? b? ? aa? ? ? ? v 6-10 http://www..net/ datasheet pdf - http://www..net/ ? ? ? ? ?R ?R ?R ?R - ?Rgx ?Rgx ?Rgx ?Rgx 6.5mm ( ? ? ? ? ) ? ??b ?b ?b ?b ? ? ? ? M? M? M? M? b? b? b? b? ? ? ? ? ? ? ? ? ic str-l472 ?? 2010 2 3/10 ?? ?? ?? ?? 4.1 ?? ? ? ta=25c, v cc =20v ? ? ? m i n t y p m a x g q _ ? ? R 8 ? 10 v in(on) 15.8 17.6 19.4 v ? ? ? R 8 ? 10 v in(off) 9.1 10.1 11.1 v j 8 ? 10 i in(on) D D 5 ma j 8 ? 10 i in(off) D D 50 a of f j g D t off(max) 41 D 57 s ??jg 6 9 ? 10 t th(2) D D 1.0 s of f j g 7 D t off(min) D D 1.5 s ocp/fb ?R 1 9 ? 10 v th(1) 0.70 0.76 0.82 v ocp/fb ?R 2 9 ? 10 v th(2) 1.3 1.5 1.7 v ocp/fb i? 9 ? 10 i ocp/fb 1.0 1.35 1.5 ma ovp ? R 8 ? 10 v in(ovp) 23.2 25.5 27.8 v 8 8 ? 10 i in(h) D D 70 a ? ??R 8,9 8 ? 10 v in(la.off) 7.9 D 10.5 v o D t j(tsd) 135 D D c 6 M??jg ?? M??j ocp/fb M?? ?? ?? t th(2) ? ? ? ? 7 off jg ??? j t off ? 8 ? ? ovp tsd ? ? 9 u? ?? v in(off) > v in(la.off) vS ? 4.2 mosfet ?? ta=25c ? ? ? m i n t y p m a x g q b ? g?R 1 6 v dss 900 D D v b ?? 1 6 i dss D D 300 a o n 1 6 r ds(on) D D 7.7 b? ??b 1 6 tf D D 250 ns D ch-f D D 5.05 c/w ????? ????g 0v o c p / f b v th(2) R1.0sec v th(2) t http://www..net/ datasheet pdf - http://www..net/ ? ? ? ? ?R ?R ?R ?R - ?Rgx ?Rgx ?Rgx ?Rgx 6.5mm ( ? ? ? ? ) ? ??b ?b ?b ?b ? ? ? ? M? M? M? M? b? b? b? b? ? ? ? ? ? ? ? ? ic str-l472 ?? 2010 2 4/10 str-l472 a.s.o. ? ?`???S a.s.o. temperature derating coefficient curve 0 20 40 60 80 100 0 25 50 75 100 125 150 ? ?`? t f [ ] internal frame temperature a.s.o. ? ?`???S [%] a.s.o. temperature derating coefficient str-l472 m os fet a.s.o. curve 0.1 1 10 10 100 1000 b ?? g?R drain-to-source voltage b ? i d [a] drain current v ds [v] 0.1ms 1 ms ? ? ?? ? drain current limt by on resistance ? H ? ?`? S ? aso ? ?`? ? aso temperature derating shall be made by obtaining aso coeffcient from the left curve in your use. ta=25 ????????? single pulse str-l472 ? ?`? maximum switching current derating curve ta= \ 20 +125 0.0 1.0 2.0 3.0 v6-10 [v] ? i dmax [a] maximum switchng current 0.8 2.7 0.9 1.0 1.1 1.2 0.78 str-l472 ????? ?`? avalanche energy derating curve 0 20 40 60 80 100 25 50 75 100 125 150 ?? tch [ ] channel temperature e as ? ?`???S [%] e as temperature derating coefficient http://www..net/ datasheet pdf - http://www..net/ ? ? ? ? ?R ?R ?R ?R - ?Rgx ?Rgx ?Rgx ?Rgx 6.5mm ( ? ? ? ? ) ? ??b ?b ?b ?b ? ? ? ? M? M? M? M? b? b? b? b? ? ? ? ? ? ? ? ? ic str-l472 ?? 2010 2 5/10 str-l472 m osfet ta-p d1 curve 0 5 10 15 0 25 50 75 100 125 150 ?? ta[ ] ambient temperature S?p? p d1 [w] power dissipation o?? with infinite heatsink p d1 =12.0[w] ?o without heatsink p d1 =2.5[w] str-l472 mic t f -p d2 curve 0.00 0.05 0.10 0.15 0 25 50 75 100 125 150 ? ?`? t f [ ] internal frame temperature S?p? p d2 [w] power dissipation p d2 =0.14[w] str-l472 ^ transient thermal resistance curve 0.001 0.01 0.1 1 10 rg t [s] time ^?? ch-c[ /w] transient thermal resistance 1 10 100 1m 10m 100m http://www..net/ datasheet pdf - http://www..net/ ? ? ? ? ?R ?R ?R ?R - ?Rgx ?Rgx ?Rgx ?Rgx 6.5mm ( ? ? ? ? ) ? ??b ?b ?b ?b ? ? ? ? M? M? M? M? b? b? b? b? ? ? ? ? ? ? ? ? ic str-l472 ?? 2010 2 6/10 fb? fb? fb? fb? ? ? ? ? ?C ? ? C 1 4 d b mosfet b 6 s mosfet 7,10 gnd 8 vin ? ? 9 ocp/fb ^? ?a ^??? ?R? s r q sr q drive ovp tsd ocp inh pwm latch inh latch comp. comp. icont uvlo reg latch delay osc reg internal bias 8 gnd 9 7,10 6 14 d s vin o.c.p/ f.b ocp/fb http://www..net/ datasheet pdf - http://www..net/ ? ? ? ? ?R ?R ?R ?R - ?Rgx ?Rgx ?Rgx ?Rgx 6.5mm ( ? ? ? ? ) ? ??b ?b ?b ?b ? ? ? ? M? M? M? M? b? b? b? b? ? ? ? ? ? ? ? ? ic str-l472 ?? 2010 2 7/10 ? ? ? ? v vv v o oo ou uu ut tt t g gg gn nn nd dd d v vv va aa ac cc c cont d 8 1 7 2 3 4 9 6 gnd gnd s 10 pc1 r8 p s t1 d d2 d1 rs c5 c3 d4 d3 r3 c2 d5 c4 c6 c7 r11 r7 r9 r10 c1 r2 r6 r4 s ss st tt tr rr r- -- -l ll l4 44 40 00 00 00 0 vin ocp /fb r ocp http://www..net/ datasheet pdf - http://www..net/ ? ? ? ? ?R ?R ?R ?R - ?Rgx ?Rgx ?Rgx ?Rgx 6.5mm ( ? ? ? ? ) ? ??b ?b ?b ?b ? ? ? ? M? M? M? M? b? b? b? b? ? ? ? ? ? ? ? ? ic str-l472 ?? 2010 2 8/10 7.1 m | sip10l sta10l ? ? ??? ? no.lf 428 ?|: cu u?: s2.6g g: mm t? ??0.3max?k??? b. f 1 ? 19 ?? 10 o 11 n 12 d 2 u 0131 ?? a b a. ?? STRL472 ??I: ni?a 34 u 7.2 Q ?A?w? ? _ ?? 7.3 ? ? ? ? ?f t ?U ??? ?b? ? ? http://www..net/ datasheet pdf - http://www..net/ ? ? ? ? ?R ?R ?R ?R - ?Rgx ?Rgx ?Rgx ?Rgx 6.5mm ( ? ? ? ? ) ? ??b ?b ?b ?b ? ? ? ? M? M? M? M? b? b? b? b? ? ? ? ? ? ? ? ? ic str-l472 ?? 2010 2 9/10 ? ? ? ? t t t t ?h ?? ?Qm ??? m p? ? ??? t ? ? 8.1 ? ?h ? (5 35 ) ? 40 75 ?? ??? ?? ?? ? ? ?? k ? m ?? ?? ?? L? ?? ? ? ? ?? ? ? 8.2 ?? ?Q?? ?? ?? ?? ?R? g ? `?A ? t ?? ? ??? 8.3 ? ?`??`? H? u? ? ? ?? ? H?? ?T ? T ?? o ? ?????? ]k ? ?? LjgU^ ? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?j?? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ?? ?X ?? ? ? g746 ??I ? yg6260 ???????????????????????????????? sc102 ?g?? ? 8.4 ?X? j? ? ? t f =115 [ ] max 8.5 H?? ?? ?jg I ??? ] 260 5 10sec. 350 5 3sec. u? 1.5mm ????? 8.6 ??? ?Q? ?b ?Q ? ? ??? ? ??? ?? ? 1m ?? ?? ?b ?QI? ? ? ??? ?? ??? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ?? ? a ? ?R ?b ? ??a ?? ? ?b ??j ?? ? ?? ??? http://www..net/ datasheet pdf - http://www..net/ ? ? ? ? ?R ?R ?R ?R - ?Rgx ?Rgx ?Rgx ?Rgx 6.5mm ( ? ? ? ? ) ? ??b ?b ?b ?b ? ? ? ? M? M? M? M? b? b? b? b? ? ? ? ? ? ? ? ? ic str-l472 ?? 2010 2 10/10 8.7 Y ?d ? ? ??? ? ? ??? ? H? ??? _J Y ?d ? ? ?? | ? ? I? ?? ?} ?? ?? ?? Y ?d ? u? ? ? ? u?? ? M???? ? ? ? ? ?? ?| m ??? ?u? ? _ ? ? ?k ?? ? ? ? Y ? 1 1 ?p k ?? ? ? ? ? ? ?? ??O? _J ?? Y ?d ? u? ???C u? ??C ????C ??C ? ? ??? ?? ? ? ?{? Y ? ?m ? ? ??C ? ? ??? ? N?? ?? ? ? ? H? ??? ? ? ?{? Y ? O ?m ? ? C ? S ?C ? ? ? ? ? ?? ?? Y ?d ? u? ?O? ???? Y ?d ? ? ? Zo ??}u ? Y ?d ? u? ( ? g ) H ?? ?? S ?? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? ? m ? ? ?A ???? http://www..net/ datasheet pdf - http://www..net/ |
Price & Availability of STRL472 |